Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM5006 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Numer części SM5006
Szczegółowy opis  Crystal Oscillator Module ICs
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Strona internetowa  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5006 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM5006_06 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 14Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5006_06 Datasheet HTML 15Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
SM5006 series
SEIKO NPC CORPORATION —11
Switching Characteristics
5006
×N series
3V operation: VDD = 2.7 to 3.6V, VSS = 0V, Ta = −20 to 80°C unless otherwise noted.
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
Output rise time
tr1
Measurement cct 3,
load cct 1,
0.1VDD to 0.9VDD ,
CL = 15pF,
Ta = –10 to 70
°C
SM5006ANAS, CF5006ANA
SM5006ANBS, CF5006ANB
SM5006CNCS, CF5006CNC
SM5006CNDS, CF5006CND
SM5006DNCS, CF5006DNC
3.5
7.0
ns
tr2
Measurement cct 3,
load cct 1,
0.1VDD to 0.9VDD ,
CL = 15pF
SM5006ANCS, CF5006ANC
SM5006ANDS, CF5006AND
SM5006ANES, CF5006ANE
SM5006ANFS, CF5006ANF
SM5006BNCS, CF5006BNC
SM5006BNES, CF5006BNE
SM5006CNES, CF5006CNE
SM5006DNES, CF5006DNE
3.5
7.0
Output fall time
tf1
Measurement cct 3,
load cct 1,
0.9VDD to 0.1VDD ,
CL = 15pF,
Ta = –10 to 70
°C
SM5006ANAS, CF5006ANA
SM5006ANBS, CF5006ANB
SM5006CNCS, CF5006CNC
SM5006CNDS, CF5006CND
SM5006DNCS, CF5006DNC
3.5
7.0
ns
tf2
Measurement cct 3,
load cct 1,
0.9VDD to 0.1VDD ,
CL = 15pF
SM5006ANCS, CF5006ANC
SM5006ANDS, CF5006AND
SM5006ANES, CF5006ANE
SM5006ANFS, CF5006ANF
SM5006BNCS, CF5006BNC
SM5006BNES, CF5006BNE
SM5006CNES, CF5006CNE
SM5006DNES, CF5006DNE
3.5
7.0
Output duty cycle*1
*1. The duty cycle characteristic is checked the sample chips of each production lot.
Duty
Measurement cct 3,
load cct 1, Ta = 25
°C,
VDD = 3.3V, CL = 15pF,
f
= 30MHz
SM5006ANAS, CF5006ANA
SM5006ANBS, CF5006ANB
SM5006ANCS, CF5006ANC
SM5006CNCS, CF5006CNC
40–60
%
Measurement cct 3,
load cct 1, Ta = 25
°C,
VDD = 3.3V, CL = 15pF,
f
= 40MHz
SM5006CNDS, CF5006CND
SM5006DNCS, CF5006DNC
40–60
Measurement cct 3,
load cct 1, Ta = 25
°C,
VDD = 3.3V, CL = 15pF,
f
= 50MHz
SM5006ANDS, CF5006AND
SM5006BNCS, CF5006BNC
40–60
Measurement cct 3,
load cct 1, Ta = 25
°C,
VDD = 3.3V, CL = 15pF,
f
= 70MHz
SM5006ANES, CF5006ANE
SM5006ANFS, CF5006ANF
SM5006BNES, CF5006BNE
SM5006CNES, CF5006CNE
SM5006DNES, CF5006DNE
40–60
Output disable delay time
tPLZ
Measurement cct 3, load cct 1, Ta = 25
°C, VDD = 5V, CL ≤ 15pF
100
ns
Output enable delay time
tPZL
100
ns


Podobny numer części - SM5006_06

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006AHAS NPC-SM5006AHAS Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5006AHBS NPC-SM5006AHBS Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5006AHCS NPC-SM5006AHCS Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5006AHDS NPC-SM5006AHDS Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5006AKAS NPC-SM5006AKAS Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results

Podobny opis - SM5006_06

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006 NPC-SM5006 Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5007 NPC-SM5007 Datasheet
111Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5009AH1S NPC-SM5009AH1S Datasheet
163Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
5026 NPC-5026 Datasheet
126Kb / 16P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5021 NPC-SM5021_06 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
CF5014 NPC-CF5014 Datasheet
95Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C5022 PERICOM-PT7C5022 Datasheet
356Kb / 13P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
105Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5022 NPC-SM5022 Datasheet
104Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5010 NPC-SM5010_06 Datasheet
167Kb / 25P
   Crystal Oscillator Module ICs
5027 NPC-5027 Datasheet
710Kb / 21P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com