Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB140 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Semikron International

Numer części SB140
Szczegółowy opis  Schottky barrier rectifiers diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIKRON [Semikron International]
Strona internetowa  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SB140 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Semikron International

  SB140 Datasheet HTML 1Page - Semikron International SB140 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Axial lead diode
Schottky barrier rectifiers
diodes
SB 120...SB 1100
Forward Current: 1 A
Reverse Voltage: 20 to 100 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
SB 120...SB 1100
1
09-03-2007 MAM
© by SEMIKRON


Podobny numer części - SB140

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SB140 VISHAY-SB140 Datasheet
70Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 16-Oct-09
logo
Pan Jit International I...
SB140 PANJIT-SB140 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Vishay Siliconix
SB140 VISHAY-SB140 Datasheet
109Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier
04-Jun-03
logo
Microdiode Electronics ...
SB140 CHENDA-SB140 Datasheet
586Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SynSemi, Inc.
SB140 SYNSEMI-SB140 Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
More results

Podobny opis - SB140

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com