Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP848 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP848 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor |
9 / 12 page TLP848 2007-10-01 9 0.01 0.1 1 10 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10 100 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 02 4 68 10 12 0 20 40 60 80 0 2040 6080 100 0 5 10 15 20 25 30 35 0 2040 6080 100 IF – Ta Ambient temperature Ta (°C) IF – VF (typ.) Forward voltage VF (V) 0 Ta = 75°C 50 25 −25 IC – IF Forward current IF (mA) Ta = 25°C VCE = 2V VCE = 0.4V Sample 1 Sample 2 IC / IF – IF Forward current IF (mA) Ta = 25°C VCE = 2V VCE = 0.4V Sample 2 Sample 1 IC – VCE (typ.) Collector-emitter voltage VCE (V) 20 IF = 5mA 10 15 Ta = 25°C PC – Ta Ambient temperature Ta (°C) |
Podobny numer części - TLP848 |
|
Podobny opis - TLP848 |