Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP833 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP833 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
6 / 8 page TLP833(F) 2007-10-01 6 Relative IC – Ta (typ.) Ambient temperature Ta (°C) 1.2 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 −40 −20 0 20 40 60 80 100 VCE = 2 V IF = 20 mA IF = 10 mA IF = 5 mA VCE(sat) – Ta (typ.) Ambient temperature Ta (°C) 0.20 0 −40 0.16 0.12 0.08 0.04 −20 0 20 40 60 80 100 IC = 0.5 mA IF = 20 mA Switching Characteristics (non saturated operation) (typ.) Load resistance RL (kΩ) 500 0.3 0.1 300 100 50 30 10 5 3 1 0.5 0.3 0.5 1 3 5 10 30 50 ts td tr・tf Ta = 25 °C VCC = 5 V VOUT = 1 V Switching Characteristics (saturated operation) (typ.) Load resistance RL (kΩ) 3000 3 1 1000 500 300 100 50 30 10 5 3 5 10 30 50 100 300 500 td tr ts tf Ta = 25 °C IF = 20 mA VCC = 5 V VOUT ≧ 4.65V ID(ICEO) – Ta (typ.) Ambient temperature Ta (°C) 5 0 1 10 −1 10 −2 10 −3 10 −4 20 40 60 80 100 120 VCE = 24 V 10 5 VOUT VCC IF RL 90% 10% VOUT tf ts IF td tr Switching Time Test Circuit |
Podobny numer części - TLP833_07 |
|
Podobny opis - TLP833_07 |