Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP833 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP833 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 8 page TLP833(F) 2007-10-01 5 0 20 40 60 80 100 IF – Ta Ambient temperature Ta (°C) 80 0 60 40 20 PC – Ta Ambient temperature Ta (°C) 80 0 0 60 40 20 20 40 60 80 100 IC – IF Forward current IF (mA) 10 0.1 1 5 3 1 0.5 0.3 3 5 10 30 50 100 Ta=25°C VCE = 2 V VCE = 0.4 V sample 2 sample 1 IF – VF (typ.) Forward voltage VF (V) 50 1 0.8 30 10 5 3 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Ta=75°C 25 0 −25 50 IC / IF – IF Forward current IF (mA) 100 1 50 30 10 5 3 3 5 10 30 100 50 Ta=25°C VCE = 2 V VCE = 0.4 V sample 2 sample 1 IC – VCE (typ.) Collector-emitter voltage VCE (V) 6 0 0 5 3 2 1 2 4 6 8 10 12 4 20 15 10 IF=5mA Ta = 25 °C |
Podobny numer części - TLP833 |
|
Podobny opis - TLP833 |