Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP832 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP832 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 10 page TLP832(F) 2007-10-01 7 IF – Ta Ambient temperature Ta (°C) 80 0 60 40 20 0 20 40 60 80 100 PC – Ta Ambient temperature Ta (°C) 80 0 0 60 40 20 20 40 60 80 100 IF – VF (typ.) Forward voltage VF (V) 50 1 0.8 30 3 5 10 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Ta=75°C 50 25 0 −25 IC/IF – IF Forward current IF (mA) Ta = 25 °C VCE = 2 V VCE = 0.4 V 100 3 1 50 30 10 5 3 10 30 50 100 5 Sample 2 Sample 1 IC – IF Forward current IF (mA) Ta = 25 °C VCE = 2 V VCE = 0.4 V 10 0.1 1 5 3 1 0.5 0.3 3 5 10 30 50 100 Sample 2 Sample 1 IC – VCE (typ.) Collector-emitter voltage VCE (V) Ta = 25 °C 6 1 0 5 4 3 0 2 2 4 6 8 10 12 20 15 10 IF = 5 mA |
Podobny numer części - TLP832 |
|
Podobny opis - TLP832 |