Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP831 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP831 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 8 page TLP831(F) 2007-10-01 5 IF – Ta Ambient temperature Ta (°C) 80 0 0 20 40 60 80 100 20 40 60 PC – Ta Ambient temperature Ta (°C) 80 0 0 20 40 60 80 100 20 40 60 IC – IF Forward current IF (mA) 1 3 5 10 30 50 100 10 0.1 0.3 0.5 1 3 5 Ta = 25 °C VCE = 2 V VCE = 0.4 V Sample 1 Sample 2 IC – VCE (typ.) Collector-emitter voltage VCE (V) 20 6 0 0 2 4 6 8 10 2 3 4 5 1 12 IF = 5 mA 10 15 Ta = 25 °C IF – VF (typ.) Forward voltage VF (V) 0 50 1 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 3 5 10 30 Ta=75°C 50 25 −25 IC/IF – IF Forward current IF (mA) 100 1 3 5 10 30 50 100 3 5 10 30 50 Ta = 25 °C VCE = 2 V VCE = 0.4 V Sample 2 Sample 1 |
Podobny numer części - TLP831 |
|
Podobny opis - TLP831 |