Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP798GA Arkusz danych(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP798GA
Szczegółowy opis  Measurement Instrumentation
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP798GA Arkusz danych(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP798GA Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP798GA Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP798GA Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP798GA Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP798GA Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TLP798GA
2007-10-01
4
IF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0
−20
80
40
20
0
20
40
60
80
100
60
100
IFP – DR
Duty cycle ratio DR
5000
10
3
10
−3
3
3
3
100
1000
300
50
3000
500
100
30
10
−2
10
−1
Pulse width≦100μs
Ta = 25°C
PC – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
280
80
−20
200
160
0
20
40
60
80
100
240
120
40
0
120
B connection
A, C connection
ION (RMS) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
350
0
−20
300
250
200
150
0
20
40
60
100
50
80
100
120
B connection
A connection
C connection
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
0.6
10
30
0.8
1.0
1.2
1.6
1.8
1.4
0.1
3
1
0.3
0.5
5
50
Ta = 25°C


Podobny numer części - TLP798GA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP798GA TOSHIBA-TLP798GA_14 Datasheet
181Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
More results

Podobny opis - TLP798GA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP598GA TOSHIBA-TLP598GA Datasheet
155Kb / 5P
   Measurement Instrumentation
TLP598AA TOSHIBA-TLP598AA Datasheet
154Kb / 5P
   Measurement Instrumentation
TLP597A TOSHIBA-TLP597A_07 Datasheet
159Kb / 6P
   MEASUREMENT INSTRUMENTATION
TLP206GA TOSHIBA-TLP206GA Datasheet
180Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP197G TOSHIBA-TLP197G_07 Datasheet
181Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP197GA TOSHIBA-TLP197GA Datasheet
186Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP599B TOSHIBA-TLP599B Datasheet
183Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
TLP598GA TOSHIBA-TLP598GA_14 Datasheet
180Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
TLP798GA TOSHIBA-TLP798GA_14 Datasheet
181Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
TLP599A TOSHIBA-TLP599A Datasheet
143Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisit Measurement Instrumentation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com