Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP763J Arkusz danych(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP763J
Szczegółowy opis  GaAs Ired & Photo−Triac
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP763J Arkusz danych(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP763J Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP763J Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP763J Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP763J Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP763J Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TLP763J
2007-10-01
4
IF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0
20
60
100
120
60
40
20
100
0
−20
40
80
80
IT (RMS) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0
20
60
100
120
120
80
40
200
0
−20
40
80
160
IFP – DR
Duty cycle ratio DR
3000
10
3
300
1000
500
3
10
0
30
100
50
3
10
1
3
10
2
10
3
Pulse width ≤ 100μs
Ta = 25°C
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
0.1
0.6
1.8
0.3
1
0.5
1.4
1.6
1.0
1.2
0.8
3
10
5
30
50
Ta = 25°C
IFP – VFP
Pulse forward voltage VFP (V)
1000
1
0.6
3
10
5
2.2
2.6
1.4
1.8
1.0
30
100
50
300
500
Pulse width ≤ 10μs
Repetitive frequency
= 100Hz
Ta = 25°C
∆VF / ∆Ta – IF
Forward current IF (mA)
−3.2
−0.4
0.1
−2.8
−2.4
30 50
−2.0
−1.6
−1.2
−0.8
3
5
10
0.3 0.5
1


Podobny numer części - TLP763J

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP763J TOSHIBA-TLP763J Datasheet
129Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IredPhoto-Triac
TLP763J TOSHIBA-TLP763J_14 Datasheet
182Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo?뭈riac
More results

Podobny opis - TLP763J

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP560J TOSHIBA-TLP560J_07 Datasheet
188Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Triac
TLP525G TOSHIBA-TLP525G_07 Datasheet
566Kb / 6P
   GaAs IRed & Photo−Triac
TLP560G TOSHIBA-TLP560G_07 Datasheet
205Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Triac
TLP261J TOSHIBA-TLP261J Datasheet
169Kb / 6P
   GaAs IRED Photo−Triac
TLP762JF TOSHIBA-TLP762JF_07 Datasheet
128Kb / 2P
   GaAs Ired & Photo−Triac
TLP561J TOSHIBA-TLP561J_07 Datasheet
514Kb / 6P
   GaAs IRed & Photo−Triac
TLP166J TOSHIBA-TLP166J Datasheet
136Kb / 4P
   Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP363J TOSHIBA-TLP363J Datasheet
182Kb / 7P
   GaAs Ired & Photo-Triac
TLP361J TOSHIBA-TLP361J_07 Datasheet
181Kb / 7P
   GaAs Ired & Photo-Triac
TLP260J TOSHIBA-TLP260J_07 Datasheet
199Kb / 6P
   GaAs IRED Photo-Triac
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com