Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP747G Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP747G
Szczegółowy opis  GaAs Ired & Photo−Thyristor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP747G Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP747G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP747G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP747G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP747G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP747G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP747G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP747G
2007-10-01
5
IFT - RGK
Gate-cathode resistance RGK (KΩ)
100
2
1
50
200
30
10
30
50
3
5
10
100
5
Ta = 25°C
VAK = 6V
RL = 100Ω
IH - RGK
Gate-cathode resistance RGK (KΩ)
5
0.1
1
3
200
1
0.5
30
50
3
5
10
100
0.3
Ta = 25°C
ton – IF
Forward current IF (mA)
10
20
40
10
30
0
0
20
30
Ta = 25°C
RL = 100Ω
VAA = 50V
RGK = 10kΩ
27kΩ
IFT – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
20
40
80
5
20
3
0
10
60
100
VAK = 6V
RL = 100Ω
RGK = 10kΩ
27kΩ
IH – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
20
40
80
0.7
0.1
0
0.3
60
100
0.5
RGK = 10kΩ
27kΩ
dv / dt - RGK
Gate-cathode resistance RGK (KΩ)
200
5
1
100
50
100
30
10
30
50
3
5
10
Ta = 25°C
VAK = 200V
400V
dv / dt - CGK
Gate-cathode capacitance CGK (μF)
0.003
0.01
50
500
5
0.001
100
0.005
300
30
10
Ta = 85°C
VAK = 400V
RGK = 27kΩ


Podobny numer części - TLP747G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP747GF TOSHIBA-TLP747GF Datasheet
105Kb / 2P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo−Thyristor
TLP747GF TOSHIBA-TLP747GF Datasheet
137Kb / 2P
   GaAs Ired & Photo−Thyristor
TLP747GF TOSHIBA-TLP747GF_07 Datasheet
137Kb / 2P
   GaAs Ired & Photo−Thyristor
More results

Podobny opis - TLP747G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP747GF TOSHIBA-TLP747GF_07 Datasheet
137Kb / 2P
   GaAs Ired & Photo−Thyristor
TLP747JF TOSHIBA-TLP747JF_07 Datasheet
127Kb / 2P
   GaAs Ired & Photo−Thyristor
TLP747GF TOSHIBA-TLP747GF Datasheet
105Kb / 2P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo−Thyristor
TLP560J TOSHIBA-TLP560J_07 Datasheet
188Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Triac
TLP525G TOSHIBA-TLP525G_07 Datasheet
566Kb / 6P
   GaAs IRed & Photo−Triac
TLP763J TOSHIBA-TLP763J_07 Datasheet
159Kb / 5P
   GaAs Ired & Photo−Triac
TLP330 TOSHIBA-TLP330_07 Datasheet
175Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP331 TOSHIBA-TLP331_07 Datasheet
193Kb / 8P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP280 TOSHIBA-TLP280_07 Datasheet
220Kb / 9P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP560G TOSHIBA-TLP560G_07 Datasheet
205Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Triac
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com