Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP733 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP733 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 10 page TLP733,TLP734 2002-09-25 7 IC – VCE Collector-emitter voltage VCE (V) 2 4 8 10 30 20 10 50 0 0 6 40 Ta = 25°C 20 mA 15 mA 10 mA IF = 5 mA 50 mA 30 mA PC (MAX.) IC – VCE Collector-emitter voltage VCE (V) 0.2 0.4 0.8 1.2 15 10 5 30 0 0 0.6 1.0 20 25 Ta = 25°C 20 mA 5 mA 10 mA IF = 2 mA 50 mA 30 mA 40 mA Forward current IF (mA) IC – IF 3 1 30 0.01 10 0.3 0.03 0.1 1 10 300 0.1 3 30 0.3 100 Ta = 25°C VCE = 5 V VCE = 0.4 V SAMPLE A SAMPLE B Forward current IF (mA) IC / IF – IF 1 10 100 300 100 50 1000 10 0.1 500 30 3 30 0.3 Ta = 25°C VCE = 5 V VCE = 0.4 V SAMPLE A SAMPLE B Forward current IF (mA) TLP733 IC – IF at RBE 1 10 100 50 3 100 0.1 0.1 1 30 3 30 0.3 10 0.3 500kΩ 100kΩ 50kΩ RBE=∞ Ta = 25°C VCE = 5 V Forward current IF (mA) TLP733 IPB – IF 1 10 100 300 100 3 1000 0.1 0.1 1 30 3 30 0.3 10 0.3 Ta = 25°C IF RBE VCC A IF VCB A VCB = 0 V VCB = 5 V |
Podobny numer części - TLP733_07 |
|
Podobny opis - TLP733_07 |