Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP632 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP632
Szczegółowy opis  Programmable Controllers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP632 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP632 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP632 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TLP631,TLP632
2007-10-01
7
VCE(sat) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0.20
0
-40
0.16
0.12
0.08
0.04
-20
0
20
40
60
100
80
IF = 5 mA
IC = 1 mA
TLP631
Switching Time – RBE
Base-emitter resistance RBE (Ω)
100k
300k
1M
3M
50
1
30
5
3
10
Ta = 25°C
IF = 16 mA
VCC = 5 V
RL = 1.9 kΩ
ICEO – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
10
1
10
-4
0
10
0
10
-1
10
-2
10
-3
20
40
60
80
120
100
VCE = 24 V
5 V
10 V
IC – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
100
0.1
50
10
5
1
-20
0
20
40
60
100
80
30
3
0.5
0.3
VCE = 5 V
IF = 25 mA
10 mA
5 mA
1 mA
0.5 mA
TLP631
Switching Time – RL
Load resistance RL (kΩ)
1
3
10
30
100
50
1
30
5
3
10
Ta = 25°C
IF = 16 mA
VCC = 5 V
RBE = 220 kΩ
ts
tON
tOFF
tOFF
ts
tON


Podobny numer części - TLP632

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP632 TOSHIBA-TLP632 Datasheet
373Kb / 8P
   PROGAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE SOLID STATE RELAY
More results

Podobny opis - TLP632

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP626 TOSHIBA-TLP626_07 Datasheet
240Kb / 8P
   Programmable Controllers
TLP620 TOSHIBA-TLP620_07 Datasheet
267Kb / 9P
   Programmable Controllers
logo
Panasonic Semiconductor
FPG-XY64D2T PANASONIC-FPG-XY64D2T Datasheet
2Mb / 24P
   Programmable Controllers
logo
Toshiba Semiconductor
TLP628 TOSHIBA-TLP628_07 Datasheet
252Kb / 8P
   Programmable Controllers
logo
Omron Electronics LLC
3G2A5-LK010-E OMRON-3G2A5-LK010-E Datasheet
1Mb / 182P
   Programmable Controllers
logo
Toshiba Semiconductor
TLP624 TOSHIBA-TLP624 Datasheet
263Kb / 8P
   Programmable Controllers
TLP627A TOSHIBA-TLP627A Datasheet
208Kb / 4P
   PROGRAMMABLE CONTROLLERS
TLP531 TOSHIBA-TLP531_07 Datasheet
713Kb / 9P
   Programmable Controllers
TLP130 TOSHIBA-TLP130_07 Datasheet
210Kb / 9P
   Programmable Controllers
logo
Omron Electronics LLC
CJ1W-DA041 OMRON-CJ1W-DA041 Datasheet
220Kb / 8P
   CJ1 Programmable Controllers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com