Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP628-2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP628-2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 8 page TLP628,TLP628 −2,TLP628−4 2007-10-01 5 IF – VF Forward voltage VF (V) 100 0.1 0.4 50 30 3 1 0.3 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.5 5 10 Ta = 25°C IFP – DR Duty cycle ratio DR 5000 10 10 -3 1000 500 300 100 50 30 10 -2 10 -1 100 3 3 3 3 3000 Pulse width ≤ 100μs Ta = 25°C IF – Ta Ambient temperature Ta (°C) 0 100 -20 80 60 40 20 0 20 40 60 80 120 100 TLP628. TLP628-2,-4 PC– Ta Ambient temperature Ta (°C) 200 0 -20 160 120 80 40 0 20 40 60 80 120 100 TLP628. TLP628-2,-4 IFP – VFP Pulse forward voltage VFP (V) 0 1000 1 500 300 30 10 3 0.4 0.8 1.2 2.0 2.4 5 50 100 1.6 Pulse width ≤ 100μs Repetitive Frequency = 100 Hz Ta = 25°C ΔVF/ΔTa – IF Forward current IF (mA) 5 -0.4 0.1 0.3 1 3 10 30 50 -0.8 -1.2 -1.6 -2.0 -2.4 -2.8 0.5 |
Podobny numer części - TLP628-2 |
|
Podobny opis - TLP628-2 |