Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP628-2 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP628-2 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor |
6 / 8 page TLP628,TLP628 −2,TLP628−4 2007-10-01 6 Collector-emitter voltage VCE (V) IC – VCE 80 0 0 60 40 20 2 4 6 8 10 Ta = 25°C 30 IF = 5 mA 5 PC(MAX.) 20 15 10 IC – VCE Collector-emitter voltage VCE (V) 50 0 0 25 0.5 1.0 1.5 Ta = 25°C 50 IF = 2 mA 40 30 20 10 5 ID – Ta Ambient temperature Ta (°C) 10 1 0 10 0 10 -1 10 -2 10 -3 20 40 60 80 100 VCE = 300 V 100 V 200 V IC – IF Forward current IF (mA) 100 0.03 0.3 10 5 0.5 0.1 1 100 50 30 3 1 0.3 0.05 3 10 30 Ta = 25°C VCE = 5 V VCE = 0.4 V Sample B Sample A |
Podobny numer części - TLP628-2 |
|
Podobny opis - TLP628-2 |