Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP627-4 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP627-4
Szczegółowy opis  GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP627-4 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP627-4 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLP627-4 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TLP627,TLP627-2,TLP627-4
2007-10-01
4
Switching Characteristics (Ta=25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Rise Time
tr
40
Fall Time
tf
15
Turn-on Time
ton
50
Turn-off Time
toff
VCC=10V
IC=10mA
RL=100Ω
15
Turn-on Time
tON
5
Strage Time
ts
40
Turn-off Time
tOFF
RL=180Ω (Fig.1)
VCC=10V , IF=16mA
80
μs
Fig.1 SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
RL
VCC
VCE
IF
tON
ts
tOFF
9V
1V
IF
VCE
VCC


Podobny numer części - TLP627-4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP627-4 TOSHIBA-TLP627-4 Datasheet
367Kb / 8P
   PROGRAMMABLE CONTROLLERS. DC-OUTPUT MODULE. TELECOMMUNICATION.
TLP627-4 TOSHIBA-TLP627-4 Datasheet
722Kb / 8P
   Programmable Controllers DC-output Module Telecommunication
More results

Podobny opis - TLP627-4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP291 TOSHIBA-TLP291 Datasheet
290Kb / 13P
   GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR
TLP633 TOSHIBA-TLP633 Datasheet
385Kb / 7P
   GaAs IRED AND PHOTO-TRANSISTOR
TLP280 TOSHIBA-TLP280_07 Datasheet
220Kb / 9P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP320 TOSHIBA-TLP320_07 Datasheet
231Kb / 7P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP283 TOSHIBA-TLP283_07 Datasheet
306Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR
TLP330 TOSHIBA-TLP330_07 Datasheet
175Kb / 6P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP331 TOSHIBA-TLP331_07 Datasheet
193Kb / 8P
   GaAs Ired & Photo−Transistor
TLP421F TOSHIBA-TLP421F_07 Datasheet
145Kb / 3P
   GaAs IRed & Photo−Transistor
TLP421 TOSHIBA-TLP421 Datasheet
188Kb / 9P
   Photocoupler GaAs Ired & Photo - Transistor
TLP181 TOSHIBA-TLP181 Datasheet
359Kb / 8P
   GaAs IRED and PHOTO-TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com