Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLPGE23TP Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLPGE23TP Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor |
5 / 7 page TLPGE23TP(F),TLFGE23TP(F),TLGE23TP(F),TLPYE23TP(F) 2007-10-01 5 TLGE23TP(F) Radiation pattern Ambient temperature Ta (°C) IF – Ta Ta = 25°C Forward voltage VF (V) IF – VF Forward current IF (mA) IV – IF Case temperature Tc (°C) IV – Tc Wavelength λ (nm) Relative luminous intensity – Wavelength 40 0 120 60 0 40 80 20 20 60 80 100 560 520 640 0.8 0 0.6 1.0 0.2 0.4 540 580 600 620 IF = 20 mA Ta = 25°C 20 −20 80 5 0.1 3 10 1 0.3 0.5 0 40 60 2.0 1.6 2.3 50 30 10 3 1 1.7 2.1 5 100 1.8 1.9 2.2 Ta = 25°C 30 ° 0 ° 60 ° 90 ° 90 ° 30 ° 60 ° 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 80 ° 70 ° 50 ° 40 ° 20 ° 10 ° 70 ° 80 ° 50 ° 40 ° 20 ° 10 ° 10 1 100 10000 100 30000 3 5 30 50 1000 Ta = 25°C 3000 300 |
Podobny numer części - TLPGE23TP_07 |
|
Podobny opis - TLPGE23TP_07 |