Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLPGU53T Arkusz danych(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLPGU53T Arkusz danych(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 9 page TLGU53(T,C,D)(F),TLPGU53(T,C,D)(F) 2007-10-01 7 TLPGU53C(F) Forward voltage VF (V) IF – VF Forward current IF (mA) IV – IF Case temperature Tc (°C) IV – Tc Wavelength λ (nm) Relative luminous intensity – Wavelength Radiation pattern Ambient temperature Ta (°C) IF – Ta Ta = 25°C 40 0 120 30 0 20 40 10 20 60 80 100 10 1 100 10 1000 3 5 30 50 1 100 Ta = 25°C 2.0 2.3 50 30 10 3 1 1.7 2.1 5 100 1.8 1.9 2.2 Ta = 25°C 20 −20 80 5 0.1 3 10 1 0.3 0.5 0 40 60 100 520 600 0.8 0 0.6 1.0 0.2 0.4 540 560 580 IF = 20 mA Ta = 25°C 30 ° 0 ° 60 ° 90 ° 90 ° 30 ° 60 ° 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 80 ° 70 ° 50 ° 40 ° 20 ° 10 ° 70 ° 80 ° 50 ° 40 ° 20 ° 10 ° |
Podobny numer części - TLPGU53T |
|
Podobny opis - TLPGU53T |