Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBW5SN-FZHX-25 Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBW5SN-FZHX-25
Szczegółowy opis  Platinum DRAGON짰 Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5SN-FZHX-25 Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBW5SN-FZHX-25 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
Released
LD W5SN, LB W5SN, LT W5SN
2008-01-08
10
Relativer Lichtstrom
2) Seite 20
Relative Luminous Flux
2) page 20
Φ
V/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
Relative Strahlungsleistung
2) Seite 20
Relative Radiant Power
2) page 20
Φ
E/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA
-60
0
-40 -20
0
20
V (25 ˚C)
Φ
V
˚C
60
40
Tj
100
OHL12584
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.4
true green
blue
Φ
-60
0
-40 -20
0
20
E (25 ˚C)
Φ
E
˚C
60
40
Tj
100
OHL22584
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.4
deep blue
Φ


Podobny numer części - LBW5SN-FZHX-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LBW5SG OSRAM-LBW5SG Datasheet
168Kb / 14P
   white SMD package, colorless clear
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG-DYEZ-35 ETC1-LBW5SG-DYEZ-35 Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LBW5SM OSRAM-LBW5SM Datasheet
680Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LBW5SM-FZHX-35 OSRAM-LBW5SM-FZHX-35 Datasheet
638Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
More results

Podobny opis - LBW5SN-FZHX-25

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
Q65110A6011 OSRAM-Q65110A6011 Datasheet
290Kb / 17P
   Platinum DRAGON짰 Enhanced thin film LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LOV196 OSRAM-LOV196 Datasheet
572Kb / 14P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com