Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


BUF405A Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części BUF405A
Szczegółowy opis  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
Pobierz  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo 

   
 5 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.7
0.017
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.7
0.045
0.067
F2
1.15
1.7
0.045
0.067
G
4.95
5.2
0.195
0.204
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16
0.630
L3
28.6
30.6
1.126
1.204
L4
9.8
10.6
0.385
0.417
L6
15.9
16.4
0.626
0.645
L7
9
9.3
0.354
0.366
Ø
3
3.2
0.118
0.126
L2
L6
¯
L3
12 3
L7
L4
TO-220FP MECHANICAL DATA
BUF405A / BUF405AFP
5/6




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
BUX48CHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BU208AHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BU208DHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BUL57HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
SGSIF344HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BU208DHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
ST13005HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
SGSF313HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
ST13007NHIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
BULT118HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics

Link URL