Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLR3103PBF Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRLR3103PBF
Szczegółowy opis  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR3103PBF Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLR3103PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR3103PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
IRLR/U3103PbF
www.irf.com
3
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 175°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
J
1
10
100
1000
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
T = 25°C
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
T = 175°C
J
A
V
= 15V
20µs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
J
T , Junction Temperature (°C)
V
= 10V
GS
A
I = 56A
D


Podobny numer części - IRLR3103PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLR3103PBF IRF-IRLR3103PBF Datasheet
292Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR3103PBF IRF-IRLR3103PBF_15 Datasheet
292Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

Podobny opis - IRLR3103PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com