Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM317MQDCYRG3 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments |
|
LM317MQDCYRG3 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments |
4 / 14 page www.ti.com 0 5 10 15 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 20 25 30 35 40 TJ = 125°C TJ = 25°C V – V – Input-Output Differential – V I O 0 5 10 15 20 VI − VO − Input-Output Differential − V 7 6 5 4 3 2 1 0 TJ = 125°C 25 30 35 40 TJ = 25°C 8 0 25 50 TJ − Temperature − °C 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 VI = 15 V VO = 10 V IL = 50 mA Bandwidth = 10 Hz to 10 kHz 75 100 125 0 25 70 TJ − Temperature − °C 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 VI = 15 Vdc and 1 VPP (120 Hz) VO = 10 V IL = 100 mA CL = 1 µF Ci = 0.1 µF 85 125 CADJ = 0 µF CADJ = 10 µF LM317M 3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR SLVS297O – APRIL 2000 – REVISED JULY 2006 TYPICAL CHARACTERISTICS (continued) MINIMUM OPERATING CURRENT OUTPUT CURRENT LIMIT vs vs INPUT-OUTPUT DIFFERENTIAL VOLTAGE INPUT-OUTPUT DIFFERENTIAL VOLTAGE Figure 5. Figure 6. OUTPUT NOISE VOLTAGE RIPPLE REJECTION vs vs TEMPERATURE TEMPERATURE Figure 7. Figure 8. 4 Submit Documentation Feedback |
Podobny numer części - LM317MQDCYRG3 |
|
Podobny opis - LM317MQDCYRG3 |