Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3TA80GK03NB Arkusz danych(PDF) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

Numer części 3TA80GK03NB
Szczegółowy opis  Three Phase Half Bridge
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

3TA80GK03NB Arkusz danych(HTML) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

  3TA80GK03NB Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors 3TA80GK03NB Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors 3TA80GK03NB Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Three Phase Half Bridge
3TA80GKxxNB
Dimensions in mm (1mm = 0.0394")
Type
3TA80GK03NB
3TA80GK04NB
VRRM
V
300
400
VRSM
V
400
500
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
Unit
IT(AV)
IT(RMS)
Single phase, half wave, 180oC conduction,TC=116oC
80
125
A
A2s
TVJ
TVJM
Tstg
-30...+150
150
-30...+125
oC
Weight
160
g
I2t
ITSM
PGM
PG(AV)
IFGM
VFGM
VRGM
di/dt
Ms
to heatsink M6
3 ~ 5
Mt
to terminals M5
2.5
5
Nm
1/2cycle, 50Hz/60Hz, peak value, non-repetitive
2280/2500
A
26000
10
1
W
3
A
10
5
V
IG=200mA, Tj=25oC, VD=1/2VDRM, dIG/dt=1A/us
50
A/us
~


Podobny numer części - 3TA80GK03NB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sirectifier Semiconduct...
3TA80GK03NB-B SIRECTIFIER-3TA80GK03NB-B Datasheet
1Mb / 3P
   Three Phase Thyristor Module (Half Bridge)
More results

Podobny opis - 3TA80GK03NB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sirectifier Semiconduct...
3TA130GKXXNB SIRECTIFIER-3TA130GKXXNB Datasheet
874Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
3TA200GKXXNB SIRECTIFIER-3TA200GKXXNB Datasheet
837Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
3TA60GKXXNB SIRECTIFIER-3TA60GKXXNB Datasheet
905Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
3TA100GKXXNB SIRECTIFIER-3TA100GKXXNB Datasheet
853Kb / 3P
   Three Phase Half Bridge
logo
Powersem GmbH
PSWDPSVD100 POWERSEM-PSWDPSVD100 Datasheet
137Kb / 1P
   Half Three Phase Rectifier Bridge
PSWD100 POWERSEM-PSWD100 Datasheet
137Kb / 1P
   Half Three Phase Rectifier Bridge
logo
IXYS Corporation
VVZ40 IXYS-VVZ40 Datasheet
51Kb / 2P
   Three Phase Half Controlled Rectifier Bridge
VVZ12-16IO1 IXYS-VVZ12-16IO1 Datasheet
43Kb / 2P
   Three Phase Half Controlled Rectifier Bridge
logo
Sirectifier Semiconduct...
3TA250GK03NB SIRECTIFIER-3TA250GK03NB Datasheet
1Mb / 3P
   Three Phase Thyristor Module (Half Bridge)
3TA60GKXXNB-B SIRECTIFIER-3TA60GKXXNB-B Datasheet
1Mb / 3P
   Three Phase Thyristor Module (Half Bridge)
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com