Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SA08-21GWA Arkusz danych(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

Numer części SA08-21GWA
Szczegółowy opis  60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Strona internetowa  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA08-21GWA Arkusz danych(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  SA08-21GWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA08-21GWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA08-21GWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA08-21GWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAB4278
REV NO: V.9
DATE: MAY/16/2007
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000133
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
SA08-21GWA


Podobny numer części - SA08-21GWA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
SA08-21EWA KINGBRIGHT-SA08-21EWA Datasheet
185Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-21SRWA KINGBRIGHT-SA08-21SRWA Datasheet
182Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT
SA08-21YWA KINGBRIGHT-SA08-21YWA Datasheet
182Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Podobny opis - SA08-21GWA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
TA24-11GWA KINGBRIGHT-TA24-11GWA Datasheet
150Kb / 4P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC24-11EWA KINGBRIGHT-TC24-11EWA Datasheet
151Kb / 4P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBC24-11EGWA KINGBRIGHT-TBC24-11EGWA Datasheet
251Kb / 5P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBA24-22EGWA KINGBRIGHT-TBA24-22EGWA Datasheet
175Kb / 5P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBC24-22EGWA KINGBRIGHT-TBC24-22EGWA Datasheet
175Kb / 5P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA24-11EWA KINGBRIGHT-TA24-11EWA Datasheet
151Kb / 4P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBA24-11EGWA KINGBRIGHT-TBA24-11EGWA Datasheet
251Kb / 5P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC24-11GWA KINGBRIGHT-TC24-11GWA Datasheet
150Kb / 4P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC24-11SRWA KINGBRIGHT-TC24-11SRWA Datasheet
149Kb / 4P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC24-11YWA KINGBRIGHT-TC24-11YWA Datasheet
150Kb / 4P
   60.8mm (2.4 INCH) 5x8 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com