Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC23-11SRWA Arkusz danych(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

Numer części TC23-11SRWA
Szczegółowy opis  58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Strona internetowa  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TC23-11SRWA Arkusz danych(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  TC23-11SRWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TC23-11SRWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TC23-11SRWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TC23-11SRWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAD2463
REV NO: V.9
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 3 OF 4
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1332000629
Super Bright Red
TC23-11SRWA


Podobny numer części - TC23-11SRWA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
TC23-11SRWA KINGBRIGHT-TC23-11SRWA Datasheet
225Kb / 6P
   58mm (2.3INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
More results

Podobny opis - TC23-11SRWA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
TC23-11GWA KINGBRIGHT-TC23-11GWA Datasheet
153Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBC23-11EGWA KINGBRIGHT-TBC23-11EGWA Datasheet
180Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA23-11YWA KINGBRIGHT-TA23-11YWA Datasheet
152Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA23-11GWA KINGBRIGHT-TA23-11GWA Datasheet
152Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC23-11EWA KINGBRIGHT-TC23-11EWA Datasheet
153Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBA23-12EGWA KINGBRIGHT-TBA23-12EGWA Datasheet
176Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TC23-11YWA KINGBRIGHT-TC23-11YWA Datasheet
153Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TA23-11SRWA KINGBRIGHT-TA23-11SRWA Datasheet
151Kb / 4P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBA23-11EGWA KINGBRIGHT-TBA23-11EGWA Datasheet
180Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
TBC23-12EGWA KINGBRIGHT-TBC23-12EGWA Datasheet
176Kb / 5P
   58mm (2.3 INCH) 8x8 DOT MATRIX DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com