Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BTA26-600CWRG Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
BTA26-600CWRG Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
8 / 12 page Package information BTA24, BTB24, BTA25, BTA26, BTB26, T25 8/12 Table 8. RD91 dimensions REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 40.00 1.575 A1 29.90 30.30 1.177 1.193 A2 22.00 0.867 B 27.00 1.063 B1 13.50 16.50 0.531 0.650 B2 24.00 0.945 C 14.00 0.551 C1 3.50 0.138 C2 1.95 3.00 0.077 0.118 E3 0.70 0.90 0.027 0.035 F 4.00 4.50 0.157 0.177 I 11.20 13.60 0.441 0.535 L1 3.10 3.50 0.122 0.138 L2 1.70 1.90 0.067 0.075 N1 33° 43° 33° 43° N2 28° 38° 28° 38° A E3 N2 N1 B F I A1 B1 L1 A2 L2 B2 C C2 C1 |
Podobny numer części - BTA26-600CWRG |
|
Podobny opis - BTA26-600CWRG |