Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Z0110NA2AL2 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
Z0110NA2AL2 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 9 page Z01 Ordering information 7/9 4 Ordering information Table 7. TO-92 Dimensions REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A1.35 0.053 B 4.70 0.185 C2.54 0.100 D4.40 0.173 E 12.70 0.500 F 3.70 0.146 a 0.50 0.019 A F C B a DE Ordering type(1) 1. xx = sensitivity, y = voltage Marking(1) Package Weight Base quantity Delivery mode Z01xxyA 1AA2 Z01xxyA TO-92 0.2 g 2500 Bulk Z01xxyA 2AL2 Z01xxyA TO-92 0.2 g 2000 Ammopack Z01xxyA 5AL2 Z01xxyA TO-92 0.2 g 2000 Tape and reel Z0103yN 5AA4 Z3y SOT-223 0.12 g 1000 Tape and reel Z0107yN 5AA4 Z7y SOT-223 0.12 g 1000 Tape and reel Z0109yN 5AA4 Z9y SOT-223 0.12 g 1000 Tape and reel |
Podobny numer części - Z0110NA2AL2 |
|
Podobny opis - Z0110NA2AL2 |