Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Z0103SA5AL2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
Z0103SA5AL2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
5 / 9 page Z01 Ordering information scheme 5/9 2 Ordering information scheme Table 5. Product Selector Part Number Voltage Sensitivity Type Package 600 V 700 V 800 V Z0103MA X 3 mA Standard TO-92 Z0103MN X 3 mA Standard SOT-223 Z0103SA X 3 mA Standard TO-92 Z0103SN X 3 mA Standard SOT-223 Z0103NA X 3 mA Standard TO-92 Z0103NN X 3 mA Standard SOT-223 Z0107MA X 5 mA Standard TO-92 Z0107MN X 5 mA Standard SOT-223 Z0107SA X 5 mA Standard TO-92 Z0107SN X 5 mA Standard SOT-223 Z0107NA X 5 mA Standard TO-92 Z0107NN X 5 mA Standard SOT-223 Z0109MA X 10 mA Standard TO-92 Z0109MN X 10 mA Standard SOT-223 Z0109SA X 10 mA Standard TO-92 Z0109SN X 10 mA Standard SOT-223 Z0109NA X 10 mA Standard TO-92 Z0109NN X 10 mA Standard SOT-223 Z0110MA X 25 mA Standard TO-92 Z0110MN X 25 mA Standard SOT-223 Z0110SA X 25 mA Standard TO-92 Z0110SN X 25 mA Standard SOT-223 Z0110NA X 25 mA Standard TO-92 Z0110NN X 25 mA Standard SOT-223 Z 01 03 M A 1AA2 [BLANK] Triac series Current Sensitivity Voltage Package Packing mode 01 = 1A 03 = 3mA 07 = 5mA 09 = 10mA 10 = 25mA M = 600V S = 700V N = 800V A = TO-92 N = SOT-223 1AA2 = TO-92 Bulk (preferred) 2AL2 = TO-92 Ammopack 5AL2 = TO-92 Tape & reel 5AA4 = SOT-223 Tape & reel |
Podobny numer części - Z0103SA5AL2 |
|
Podobny opis - Z0103SA5AL2 |