Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9114-EBZ Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części AD9114-EBZ
Szczegółowy opis  Dual, 8-/10-/12-/14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9114-EBZ Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD9114-EBZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9114-EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 48 page
background image
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117
Rev. 0 | Page 6 of 48
DIGITAL SPECIFICATIONS
TMIN to TMAX, AVDD = 3.3 V, DVDD =
1.8 V, DVDDIO = 3.3 V, CVDD = 3.3 V, IOUTFS = 2 mA, maximum sample rate, unless
otherwise noted.
Table 2.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
DAC CLOCK INPUT (CLKIN)
VIH
2.1
3
mV
VIL
0
0.9
mV
Maximum Clock Rate
125
MSPS
SERIAL PERIPHERAL INTERFACE
Maximum Clock Rate (SCLK)
25
MHz
Minimum Pulse Width High
20
ns
Minimum Pulse Width Low
20
ns
INPUT DATA TIMING
1.8 V Q-Channel or DCLKIO Falling Edge
Setup
0.25
ns
Hold
1.2
ns
I-Channel or DCLKIO Rising Edge
Setup
0.13
ns
Hold
1.1
ns
3.3 V Q-Channel or DCLKIO Falling Edge
Setup
−0.2
ns
Hold
1.5
ns
I-Channel or DCLKIO Rising Edge
Setup
−0.2
ns
Hold
1.6
ns
VIH
2.1
3
V
VIL
0
0.9


Podobny numer części - AD9114-EBZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9114-DPG2-EBZ AD-AD9114-DPG2-EBZ Datasheet
1Mb / 52P
   Dual Low Power Digital-to-Analog Converters
More results

Podobny opis - AD9114-EBZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9714 AD-AD9714 Datasheet
1Mb / 48P
   Dual, 8-/10-/12-/14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
REV. 0
AD9743 AD-AD9743_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9741 AD-AD9741 Datasheet
638Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. 0
AD9746 AD-AD9746_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9747 AD-AD9747_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9745 AD-AD9745_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9741 AD-AD9741_15 Datasheet
452Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-/14-/16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
REV. A
AD9763 AD-AD9763_11 Datasheet
643Kb / 44P
   10-/12-/14-Bit, 125 MSPS Dual TxDAC Digital-to-Analog Converters
Rev. G
logo
Murata Power Solutions ...
DAC-HF8BMC MURATA-PS-DAC-HF8BMC Datasheet
123Kb / 4P
   Ultra-Fast, 8/10/12-Bit Digital-to-Analog Converters
logo
DATEL, Inc.
DAC-HF DATEL-DAC-HF Datasheet
200Kb / 5P
   Ultra-Fast, 8/10/12-Bit Digital-to-Analog Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com