Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDC855N Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDC855N
Szczegółowy opis  Single N-Channel, Logic Level, PowerTrench짰 MOSFET 30V, 6.1A, 27m廓
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC855N Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC855N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC855N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC855N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC855N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC855N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC855N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
5
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
FDC855N Rev.C
Dimensional Outline and Pad Layout


Podobny numer części - FDC855N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8601 FAIRCHILD-FDC8601 Datasheet
249Kb / 7P
   N-Channel Shielded Gate PowerTrench짰 MOSFET
FDC8602 FAIRCHILD-FDC8602 Datasheet
257Kb / 7P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 1.2 A, 350 m廓
FDC86244 FAIRCHILD-FDC86244 Datasheet
301Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 150 V, 2.3 A, 144 m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC86244 VBSEMI-FDC86244 Datasheet
1,008Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8878 FAIRCHILD-FDC8878 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 8.0 A, 16 m廓
More results

Podobny opis - FDC855N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDM6296 FAIRCHILD-FDM6296_07 Datasheet
231Kb / 6P
   Single N-Channel Logic-Level PowerTrench짰 MOSFET 30V,11.5A, 10.5m廓
FDB8832 FAIRCHILD-FDB8832_10 Datasheet
404Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 2.1m廓
FDS5351 FAIRCHILD-FDS5351 Datasheet
237Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 6.1A, 35m廓
FDS6680A FAIRCHILD-FDS6680A_12 Datasheet
202Kb / 5P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrench짰 MOSFET
FDB8860 FAIRCHILD-FDB8860_10 Datasheet
158Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 2.6m
FDB8878 FAIRCHILD-FDB8878 Datasheet
272Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 48A, 14mOhm
FDB8860 FAIRCHILD-FDB8860 Datasheet
260Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 2.6mOhm
logo
ON Semiconductor
FDMS9408L-F085 ONSEMI-FDMS9408L-F085 Datasheet
566Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDN5632N_F085 FAIRCHILD-FDN5632N_F085 Datasheet
267Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 60V, 1.6A, 98m廓
FDC5661N FAIRCHILD-FDC5661N Datasheet
425Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 60V, 4A, 60m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com