Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD8878 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD8878
Szczegółowy opis  N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 40A, 15m ohm
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8878 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8878 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD8878 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8878 / FDU8878 Rev. A4
www.fairchildsemi.com
7
Test Circuits and Waveforms
Figure 15. Unclamped Energy Test Circuit
Figure 16. Unclamped Energy Waveforms
Figure 17. Gate Charge Test Circuit
Figure 18. Gate Charge Waveforms
Figure 19. Switching Time Test Circuit
Figure 20. Switching Time Waveforms
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
Ig(REF)
L
VDD
Qg(TH)
VGS = 1V
Qgs2
Qg(TOT)
VGS = 10V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
Qg(5)
VGS = 5V
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0


Podobny numer części - FDD8878

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8878 FAIRCHILD-FDD8878 Datasheet
240Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8878 ISC-FDD8878 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - FDD8878

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8878 FAIRCHILD-FDP8878 Datasheet
246Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET 30V, 40A, 15m Ohm
FDMS8660S FAIRCHILD-FDMS8660S Datasheet
434Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench SyncFET (30V, 40A, 2.4mOHM)
FDD8874 FAIRCHILD-FDD8874_08 Datasheet
664Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 116A, 5.1m ohm
FDB8896 FAIRCHILD-FDB8896 Datasheet
269Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 93A, 5.7 m ohm
FDD6692 FAIRCHILD-FDD6692 Datasheet
84Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6672A FAIRCHILD-FDS6672A Datasheet
205Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6692 FAIRCHILD-FDS6692 Datasheet
62Kb / 4P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6688 FAIRCHILD-FDD6688 Datasheet
120Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7296N3 FAIRCHILD-FDS7296N3 Datasheet
122Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com