Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1030CTZ Arkusz danych(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

Numer części 2SA1030CTZ
Szczegółowy opis  Silicon PNP Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SA1030CTZ Arkusz danych(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SA1030CTZ Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SA1030CTZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SA1030CTZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SA1030CTZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SA1030CTZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SA1030CTZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SA1029, 2SA1030
Rev.3.00 Aug 10, 2005 page 5 of 5
Package Dimensions
0.60 Max
0.55 Max
4.8 ± 0.3
3.8 ± 0.3
0.5 Max
1.27
2.54
Package Name
PRSS0003DA-A
TO-92(1) / TO-92(1)V
MASS[Typ.]
0.25g
SC-43A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Ordering Information
Part Name
Quantity
Shipping Container
2SA1029BTZ
2SA1029CTZ
2SA1029DTZ
2SA1030BTZ
2SA1030CTZ
2500
Hold Box, Radial Taping
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.


Podobny numer części - 2SA1030CTZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1030 HITACHI-2SA1030 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
More results

Podobny opis - 2SA1030CTZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com