Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1050X Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1050X
Szczegółowy opis  N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1050X Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1050X_08 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1050X_08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1050X_08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1050X_08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1050X_08 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1050X_08 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73896
S-80641-Rev. B, 24-Mar-08
Vishay Siliconix
Si1050X
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.001
0.01
1
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.1
10
T = 150 °C
J
T = 25 °C
J
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
RDS(on) vs VGS vs Temperature
Single Pulse Power
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
012345
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
ID = 1.34 A
0
3.0
5.0
1.0
2.0
Time (s)
4.0
1000
100
10
1
0.1
0.01
0.001
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
10
0.1
1
10
100
0.001
0.01
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
Limited by RDS(on)*
TA = 25 °C
Single Pulse
BVDSS Limited
10 s
DC
100 ms
10 ms
1 ms
1 s
1


Podobny numer części - SI1050X_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1050X VISHAY-SI1050X_10 Datasheet
124Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
SI1050X VISHAY-SI1050X_V01 Datasheet
154Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI1050X_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7100DN VISHAY-SI7100DN Datasheet
549Kb / 14P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 17-Mar-08
SI8466EDB VISHAY-SI8466EDB Datasheet
141Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Sep-12
logo
Vishay Telefunken
SI2342DS TFUNK-SI2342DS Datasheet
247Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
SI8466EDB TFUNK-SI8466EDB Datasheet
167Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8802DB VISHAY-SI8802DB_V01 Datasheet
139Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V01 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V02 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA414DJ VISHAY-SIA414DJ_08 Datasheet
193Kb / 9P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
SI8416DB VISHAY-SI8416DB Datasheet
142Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 26-Dec-11
SI8424CDB VISHAY-SI8424CDB Datasheet
243Kb / 11P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Sep-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com