Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TZX6V2B Arkusz danych(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

Numer części TZX6V2B
Szczegółowy opis  Small Signal Zener Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TZX6V2B Arkusz danych(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  TZX6V2B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TZX6V2B Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
www.vishay.com
2
Document Number 85614
Rev. 2.1, 27-Mar-07
TZX-Series
Vishay Semiconductors
Electrical Characteristics
Partnumber
group
Partnumber
Zener Voltage
Dynamic
Resistance
Test
Current
Reverse Leakage Current
VZ at IZ
rZ at IZ
IZ
IR
at VR
IR
1)
at VR
1)
V
V
Ω
mA
µA
V
µA
V
min
max
max
max
max
TZX2V4
TZX2V4A
2.3
2.5
100
5
5
0.5
50
1
TZX2V4B
2.4
2.6
100
5
5
0.5
50
1
TZX2V7
TZX2V7A
2.5
2.7
100
5
5
0.5
10
1
TZX2V7B
2.6
2.8
100
5
5
0.5
10
1
TZX2V7C
2.7
2.9
100
5
5
0.5
10
1
TZX3V0
TZX3V0A
2.8
3
100
5
5
0.5
6
1
TZX3V0B
2.9
3.1
100
5
5
0.5
6
1
TZX3V0C
3
3.2
100
5
5
0.5
6
1
TZX3V3
TZX3V3A
3.1
3.3
100
5
5
1
2
1
TZX3V3B
3.2
3.4
100
5
5
1
2
1
TZX3V3C
3.3
3.5
100
5
5
1
2
1
TZX3V6
TZX3V6A
3.4
3.6
100
5
5
1
2
1
TZX3V6B
3.5
3.7
100
5
5
1
2
1
TZX3V6C
3.6
3.8
100
5
5
1
2
1
TZX3V9
TZX3V9A
3.7
3.9
100
5
5
1
2
1
TZX3V9B
3.8
4
100
55
121
TZX3V9C
3.9
4.1
100
5
5
1
2
1
TZX4V3
TZX4V3A
4
4.2
100
5
5
1.5
1
1
TZX4V3B
4.1
4.3
100
5
5
1.5
1
1
TZX4V3C
4.2
4.4
100
5
5
1.5
1
1
TZX4V3D
4.3
4.5
100
5
5
1.5
1
1
TZX4V7
TZX4V7A
4.4
4.6
100
5
5
2
6
2
TZX4V7B
4.5
4.7
100
5
5
2
5
2
TZX4V7C
4.6
4.8
100
5
5
2
4
2
TZX4V7D
4.7
4.9
100
5
5
2
3
2
TZX5V1
TZX5V1A
4.8
5
100
5
5
2
2
2
TZX5V1B
4.9
5.1
100
5
5
2
2
2
TZX5V1C
5
5.2
100
5
5
2
2
2
TZX5V1D
5.1
5.3
100
5
5
2
2
2
TZX5V6
TZX5V6A
5.2
5.5
40
5
5
2
1
2
TZX5V6B
5.3
5.6
40
5
5
2
1
2
TZX5V6C
5.4
5.7
40
5
5
2
1
2
TZX5V6D
5.5
5.8
40
5
5
2
1
2
TZX5V6E
5.6
5.9
40
5
5
2
1
2
TZX6V2
TZX6V2A
5.7
6
15
5
1
3
3
4
TZX6V2B
5.8
6.1
15
5
1
3
3
4
TZX6V2C
6
6.3
15
5
1
3
3
4
TZX6V2D
6.1
6.4
15
5
1
3
3
4
TZX6V2E
6.3
6.6
15
5
1
3
3
4
TZX6V8
TZX6V8A
6.4
6.7
15
5
1
3.5
2
4
TZX6V8B
6.6
6.9
15
5
1
3.5
2
4
TZX6V8C
6.7
7
15
5
1
3.5
2
4
TZX6V8D
6.9
7.2
15
5
1
3.5
2
4


Podobny numer części - TZX6V2B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
TZX6V2B VISHAY-TZX6V2B Datasheet
95Kb / 7P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Diodes Incorporated
TZX6V2B DIODES-TZX6V2B Datasheet
67Kb / 4P
   500mW EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODE
DS30089 Rev. 1P-5
logo
Vishay Siliconix
TZX6V2B VISHAY-TZX6V2B Datasheet
100Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.3, 22-Nov-11
TZX6V2B VISHAY-TZX6V2B Datasheet
121Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.3, 06-May-13
TZX6V2B VISHAY-TZX6V2B Datasheet
101Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 2.3, 06-May-13
More results

Podobny opis - TZX6V2B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EIC discrete Semiconduc...
TZS4678 EIC-TZS4678 Datasheet
213Kb / 2P
   SMALL SIGNAL ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
TZM VISHAY-TZM Datasheet
104Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.4, 28-Feb-06
TZQ5221B VISHAY-TZQ5221B_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 23-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 15-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_12 Datasheet
109Kb / 6P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-11
MMSZ5237B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5237B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
TZM5244B-GS08 VISHAY-TZM5244B-GS08 Datasheet
76Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-12
MMBZ4617-V VISHAY-MMBZ4617-V_12 Datasheet
77Kb / 3P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Oct-11
BZX84C12-V-GS08 VISHAY-BZX84C12-V-GS08 Datasheet
144Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-Dec-11
TZMC15-GS08 VISHAY-TZMC15-GS08 Datasheet
102Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 22-Nov12
MMSZ5252B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5252B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com