Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLPXXM Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
TLPXXM Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 14 page PACKAGE MECHANICAL DATA Power-SO10 E2 E 1 10 5 6 H eB 0.25 M D h A F A1 E4 E3 E1 SEATING PLANE SEATING PLANE A B C Q DETAIL ”A” 0.10 A B L A1 a DETAIL ”A” D1 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 3.35 3.65 0.131 0.143 A1 0.00 0.10 0.00 0.0039 B 0.40 0.60 0.0157 0.0236 C 0.35 0.55 0.0137 0.0217 D 9.40 9.60 0.370 0.378 D1 7.40 7.60 0.291 0.299 E 9.30 9.50 0.366 0.374 E1 7.20 7.40 0.283 0.291 E2 7.20 7.60 0.283 0.299 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. E3 6.10 6.35 0.240 0.250 E4 5.90 6.10 0.232 0.240 e 1.27 0.05 F 1.25 1.35 0.0492 0.0531 H 13.80 14.40 0.543 0.567 h 0.50 0.019 L 1.20 1.80 0.0472 0.0708 Q 1.70 0.067 a0 ° 8 ° 0 ° 8 ° TLPxxM/G/G-1 10/14 |
Podobny numer części - TLPXXM |
|
Podobny opis - TLPXXM |