Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Z0110MA Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
Z0110MA Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 8 page Ordering information scheme Z01 6/12 Doc ID 7474 Rev 10 2 Ordering information scheme Figure 14. Ordering information scheme Z 01 03 M A [BLANK] 1AA2 Triac series Current Sensitivity Voltage Package Packing mode 01 = 1 A 03 = 3 mA 07 = 5 mA 09 = 10 mA 10 = 25 mA M = 600 V N = 800 V A = TO-92 N = SOT-223 UF = SMBF3L 1AA2 = TO-92 bulk 2AL2 = TO-92 ammopack 5AL2 = TO-92 tape and reel 5AA4 = SOT-223 tape and reel Blank = SMBflat-3L tape and reel 13” 7” 6AA4 = SOT-223 tape and reel 13” |
Podobny numer części - Z0110MA |
|
Podobny opis - Z0110MA |