Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TDSO116 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

Numer części TDSO116
Szczegółowy opis  7 mm Seven Segment Display
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TDSO116 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  TDSO116 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TDSO116 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TDS.11..
Vishay Telefunken
8 (9)
Rev. A1, 02-Jun-99
www.vishay.de
• FaxBack +1-408-970-5600
Document Number 83124
Dimensions in mm
95 11342
Pin connections
a
f
e
g
d
c
b
DP
1
2
345
10
9
876
1e
2d
3
A ( C )
4c
5DP
6b
7a
8
A ( C )
9g
10
f
96 11677


Podobny numer części - TDSO116

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
TDSO1160 VISHAY-TDSO1160 Datasheet
163Kb / 8P
   Standard 7- Segment Display 7 mm
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSO1160 VISHAY-TDSO1160 Datasheet
159Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
Rev. 1.7, 30-Jun-10
TDSO1160 VISHAY-TDSO1160 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2022
TDSO1160 VISHAY-TDSO1160 Datasheet
166Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mms
01-Jan-2022
TDSO1160 VISHAY-TDSO1160 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2023
More results

Podobny opis - TDSO116

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150 Datasheet
169Kb / 6P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_10 Datasheet
155Kb / 9P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.5, 25-Jan-10
TDSR315 VISHAY-TDSR315 Datasheet
119Kb / 9P
   10 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSR515 VISHAY-TDSR515 Datasheet
120Kb / 10P
   13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
logo
TEMIC Semiconductors
TDSR515 TEMIC-TDSR515 Datasheet
129Kb / 9P
   13 mm Seven Segment Display
logo
Vishay Siliconix
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
163Kb / 8P
   Standard 7- Segment Display 7 mm
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_10 Datasheet
159Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
Rev. 1.7, 30-Jun-10
TDSY1150 VISHAY-TDSY1150_V01 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2022
logo
LUMEX INC.
LDD-SMA5604RI-SI LUMEX-LDD-SMA5604RI-SI Datasheet
65Kb / 1P
   Seven Segment Display
logo
Vishay Siliconix
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_V02 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com