Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

J109F1BS1024VDC Arkusz danych(PDF) 2 Page - CIT Relay & Switch

Numer części J109F1BS1024VDC
Szczegółowy opis  CIT SWITCH
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CIT [CIT Relay & Switch]
Strona internetowa  http://www.citswitch.com
Logo CIT - CIT Relay & Switch

J109F1BS1024VDC Arkusz danych(HTML) 2 Page - CIT Relay & Switch

  J109F1BS1024VDC Datasheet HTML 1Page - CIT Relay & Switch J109F1BS1024VDC Datasheet HTML 2Page - CIT Relay & Switch  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.citrelay.com
phone - 763.535.2339
fax - 763.535.2194
J109F
1. Series
J109F
1C
S
6
24VDC
.45
J109F
2. Contact Arrangement
1A = SPST N.O.
1B = SPST N.C.
1C = SPDT
3. Sealing Option
S = Sealed
4. Contact Rating
6 = 6A
10 = 10A
12 = 12A
5. Coil Voltage
3VDC
5VDC
6VDC
9VDC
12VDC
18VDC
24VDC
48VDC
6. Coil Power
.36 = .36W
.45 = .45W
.50 = .50W
.80 = .80W
Dimensions
Units = mm
1A
1B
1C
Bottom Views
Schematics & PC Layouts
Ordering Information


Podobny numer części - J109F1BS1024VDC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
CIT Relay & Switch
J109F1BS1024VDC.36 CIT-J109F1BS1024VDC.36 Datasheet
90Kb / 3P
   UL F class rated standard
J109F1BS1024VDC.45 CIT-J109F1BS1024VDC.45 Datasheet
90Kb / 3P
   UL F class rated standard
J109F1BS1024VDC.50 CIT-J109F1BS1024VDC.50 Datasheet
90Kb / 3P
   UL F class rated standard
J109F1BS1024VDC.80 CIT-J109F1BS1024VDC.80 Datasheet
90Kb / 3P
   UL F class rated standard
More results

Podobny opis - J109F1BS1024VDC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
CIT Relay & Switch
J115F31A3VDCS CIT-J115F31A3VDCS Datasheet
218Kb / 3P
   CIT SWITCH
J117F1AS5VDC CIT-J117F1AS5VDC Datasheet
159Kb / 2P
   CIT SWITCH
A41AS3VDC CIT-A41AS3VDC Datasheet
190Kb / 2P
   CIT SWITCH
MS1206 CIT-MS1206 Datasheet
120Kb / 1P
   CIT SWITCH
MS2201 CIT-MS2201 Datasheet
131Kb / 1P
   CIT SWITCH
MS2208 CIT-MS2208 Datasheet
126Kb / 1P
   CIT SWITCH
CT1102V CIT-CT1102V Datasheet
176Kb / 2P
   CIT SWITCH
CTA1 CIT-CTA1 Datasheet
158Kb / 2P
   CIT SWITCH
CTA1M CIT-CTA1M Datasheet
158Kb / 2P
   CIT SWITCH
CTA3 CIT-CTA3 Datasheet
278Kb / 3P
   CIT SWITCH
CTA7 CIT-CTA7 Datasheet
167Kb / 2P
   CIT SWITCH
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com