Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LB03-10B12 Arkusz danych(PDF) 10 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

Numer części LB03-10B12
Szczegółowy opis  AC-DC CONVERTER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Strona internetowa  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

LB03-10B12 Arkusz danych(HTML) 10 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

Back Button LB03-10B12 Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 5Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 6Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 7Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 8Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 9Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB03-10B12 Datasheet HTML 10Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
5.3 Input Voltage vs Load Capability (LD03-00B24)
0
5
10
15
20
25
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100% 110% 120% 130% 140%
Load(%)
85VAC
80VAC
75VAC
70VAC
65VAC
60VAC
Load
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
85VAC
23.85
23.82
23.79
23.77
23.74
23.71
23.68
23.65
23.61
23.58
23.57
23.19
19.2
14.7
11
80VAC
23.83
23.82
23.82
23.83
23.82
23.82
23.81
23.81
23.81
23.8
21
18.5
15
13
10.5
75VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.82
23.81
23.77
20.29
16.65
14.02
10.98
9.39
7.04
70VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.81
23.79
19.96
16.44
13.32
11.14
8.79
65VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.82
23.8
19.6
15.67
12.46
9.57
7.65
60VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.51
17.86
14.13
10.52
8.28
0


Podobny numer części - LB03-10B12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MORNSUN Science& Techno...
LB03-10B12 MORNSUN-LB03-10B12 Datasheet
658Kb / 6P
   LB series ---- is a compact size power converter offered by Mornsun.
More results

Podobny opis - LB03-10B12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
logo
Rohm
BP5034D5 ROHM-BP5034D5 Datasheet
37Kb / 3P
   AC/DC converter
BP5037B12 ROHM-BP5037B12 Datasheet
37Kb / 2P
   AC/DC converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
LN01-12B05 MORNSUN-LN01-12B05_15 Datasheet
221Kb / 5P
   AC/DC converter
logo
CUI INC
FSC-S30 CUI-FSC-S30_10 Datasheet
369Kb / 3P
   ac-dc converter
logo
Rohm
BP5075-5 ROHM-BP5075-5 Datasheet
485Kb / 3P
   AC/DC converter
logo
CUI INC
FSK-S10 CUI-FSK-S10 Datasheet
90Kb / 3P
   AC-DC converter
VSK-S3-XXU CUI-VSK-S3-XXU Datasheet
419Kb / 4P
   ac-dc converter
logo
PAIRUI GROUP INC.
ALR-25 PAIRUI-ALR-25 Datasheet
498Kb / 4P
   AC-DC Converter
ALR-40 PAIRUI-ALR-40 Datasheet
495Kb / 4P
   AC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com