Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

U06C20 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Mospec Semiconductor

Numer części U06C20
Szczegółowy opis  POWER RECTIFIERS(6.0A,50-200V)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

U06C20 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Mospec Semiconductor

  U06C20 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor U06C20 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Podobny numer części - U06C20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
U06C30 MOSPEC-U06C30 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(6.0A,300-600V)
U06C40 MOSPEC-U06C40 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(6.0A,300-600V)
U06C50 MOSPEC-U06C50 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(6.0A,300-600V)
U06C60 MOSPEC-U06C60 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(6.0A,300-600V)
More results

Podobny opis - U06C20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
F06C05 MOSPEC-F06C05 Datasheet
133Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS(6.0A,50-200V)
U12C05 MOSPEC-U12C05 Datasheet
135Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,50-200V)
U20C05 MOSPEC-U20C05 Datasheet
138Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(20A,50-200V)
U20D05 MOSPEC-U20D05 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(20A,50-200V)
U30D05 MOSPEC-U30D05 Datasheet
138Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(30A,50-200V)
F16C05 MOSPEC-F16C05 Datasheet
135Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(16A,50-200V)
F30D05 MOSPEC-F30D05 Datasheet
137Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(30A,50-200V)
F12C05 MOSPEC-F12C05 Datasheet
136Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,50-200V)
U08A05 MOSPEC-U08A05 Datasheet
134Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(8A,50-200V)
U60D05 MOSPEC-U60D05 Datasheet
138Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(60A,50-200V)
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com