Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RZUP030DN Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sensortechnics GmbH

Numer części RZUP030DN
Szczegółowy opis  Basic pressure sensors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Strona internetowa  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

RZUP030DN Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sensortechnics GmbH

  RZUP030DN Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH RZUP030DN Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH RZUP030DN Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH RZUP030DN Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH RZUP030DN Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
RZU Series
Basic pressure sensors
4/5
E / 11708 / A
www.sensortechnics.com
PHYSICAL DIMENSIONS (cont.)
DIP package, single port
13.97
(0.550)
11.94
(0.470)
1.91
(0.075)
13.84
(0.545)
8.00
(0.315)
6.00
(0.24) NOM
2.79
(0.110) TYP
15.2
(0.60) NOM
0.25
(0.010)
TYP
0.51
(0.020) TYP
2.54
(0.100) TYP
Ø 2.67
(0.105) TYP
2 ° draft
Ø 0.64 (0.025)
vent hole
(gage devices only)
DIP package, dual port
3.43
(0.135)
15.2
(0.60) NOM
3.6
(0.14)
6.4
(0.25)
4.3
(0.17) TYP
0.25
(0.010)
TYP
13.97
(0.550)
11.94
(0.470)
Ø 2.29
(0.090) TYP
2 ° draft
7.24
(0.285)
9.65
(0.380)
2.79
(0.110) TYP
2.54
(0.100) TYP
0.51
(0.020) TYP
7.62
(0.300) TYP
mass: 1 g
dimensions in mm (inches)
third angle projection
mass: 1 g
dimensions in mm (inches)
third angle projection


Podobny numer części - RZUP030DN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M-System Co.,Ltd.
RZUS-U9 MSYSTEM-RZUS-U9 Datasheet
337Kb / 10P
   PC Recorders RZUS Series PC RECORDER
RZUS-U9T/MSR MSYSTEM-RZUS-U9T/MSR Datasheet
337Kb / 10P
   PC Recorders RZUS Series PC RECORDER
More results

Podobny opis - RZUP030DN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sensortechnics GmbH
RXUB001A SENSORTECHNICS-RXUB001A Datasheet
267Kb / 7P
   Basic pressure sensors
RQUM050D SENSORTECHNICS-RQUM050D Datasheet
157Kb / 4P
   Basic pressure sensors
HDUM100 SENSORTECHNICS-HDUM100 Datasheet
582Kb / 4P
   Basic pressure sensors
RPUM035G6A SENSORTECHNICS-RPUM035G6A Datasheet
219Kb / 5P
   Basic pressure sensors
HMUM100 SENSORTECHNICS-HMUM100 Datasheet
357Kb / 14P
   Basic pressure sensors
logo
All Sensors Corporation
DS-0105 ASC-DS-0105 Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
5INCH-D2-BASIC ASC-5INCH-D2-BASIC Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
logo
Sensortechnics GmbH
RXUH004D SENSORTECHNICS-RXUH004D Datasheet
186Kb / 4P
   Basic low pressure sensors
logo
All Sensors Corporation
1INCH-G-BASIC ASC-1INCH-G-BASIC Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
1INCH-D1-BASIC ASC-1INCH-D1-BASIC Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com