Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BC328 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Motorola, Inc |
|
BC328 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Motorola, Inc |
3 / 4 page BC327,-16,-25 BC328,-16,-25 3 Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data IB, BASE CURRENT (mA) Figure 4. Saturation Region IC, COLLECTOR CURRENT (mA) Figure 5. “On” Voltages 100 10 1.0 VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS) Figure 6. Temperature Coefficients +1.0 IC, COLLECTOR CURRENT Figure 7. Capacitances –0.1 –1.0 –1.0 –10 –100 –1000 –2.0 –1.0 0 –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 –0.01 –0.1 –10 –100 –1.0 –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 –1.0 –10 –1000 –100 –10 –100 TJ = 25°C IC = –10 mA IC = –100 mA IC = –300 mA IC = –500 mA TA = 25°C VBE(sat) @ IC/IB = 10 VBE(on) @ VCE = –1.0 V VCE(sat) @ IC/IB = 10 θVC for VCE(sat) θVB for VBE Cob Cib |
Podobny numer części - BC328 |
|
Podobny opis - BC328 |