Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N3015 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Naina Semiconductor ltd.

Numer części 1N3015
Szczegółowy opis  10 WATT ZENER DIODES
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
Strona internetowa  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.

1N3015 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Naina Semiconductor ltd.

  1N3015 Datasheet HTML 1Page - Naina Semiconductor ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Podobny numer części - 1N3015

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N3015 MICROSEMI-1N3015 Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3015 NJSEMI-1N3015 Datasheet
67Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 5W < P(D) S 10W
1N3015 NJSEMI-1N3015 Datasheet
291Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
America Semiconductor, ...
1N3015 AMERICASEMI-1N3015 Datasheet
1,019Kb / 2P
   10W Zener Diodes
1N3015 AMERICASEMI-1N3015 Datasheet
1Mb / 2P
   Glass passivated junction
More results

Podobny opis - 1N3015

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Digitron Semiconductors
1N2970 DIGITRON-1N2970 Datasheet
184Kb / 3P
   10 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N3996 MICROSEMI-1N3996 Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
10EZ39 MICROSEMI-10EZ39 Datasheet
69Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
1N2971A MICROSEMI-1N2971A Datasheet
103Kb / 2P
   SILICON 10 WATT ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
10EZ3.9 NJSEMI-10EZ3.9 Datasheet
122Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N2970 MICROSEMI-1N2970 Datasheet
103Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6485US CDI-DIODE-1N6485US Datasheet
107Kb / 2P
   1.5 WATT ZENER DIODES
CDLL4728 CDI-DIODE-CDLL4728 Datasheet
112Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODES
logo
First Components Intern...
1N5333 FCI-1N5333 Datasheet
100Kb / 3P
   5 Watt ZENER DIODES
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6632US CDI-DIODE-1N6632US Datasheet
59Kb / 2P
   5 WATT ZENER DIODES
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com