Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4115-1 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Sensitron

Numer części 1N4115-1
Szczegółowy opis  Zener 1.5W DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SENSITRON [Sensitron]
Strona internetowa  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron

1N4115-1 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Sensitron

  1N4115-1 Datasheet HTML 1Page - Sensitron 1N4115-1 Datasheet HTML 2Page - Sensitron 1N4115-1 Datasheet HTML 3Page - Sensitron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
• 221 WEST INDUSTRY COURT • DEER PARK, NY 11729-4681 • PHONE (631) 586-7600 • FAX (631) 242-9798 •
• World Wide Web - http://www.sensitron.com • E-mail Address - sales@sensitron.com •
SENSITRON
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
DATASHEET 5095, Rev A
Zener 1.5W DIODE
Zener voltage available from 12V to 100V
Sharp Zener knee
Metallurgically bonded
Nominal
Zener
Voltage
Zener
Test
Current
Max Zener
Impedance
Max Zener
Current
Max Reverse
Leakage Current
Vz Nominal
Ir
Zzt
Izsm
Ir
Vr
Type
Number
Volts
μA dc
ohms
mA
μA dc
Volts
1N4106-1/UR -1
1N4107-1/UR -1
1N4108-1/UR -1
1N4109-1/UR -1
1N4110-1/UR -1
1N4111-1/UR -1
1N4112-1/UR -1
1N4113-1/UR -1
1N4114-1/UR -1
1N4115-1/UR -1
1N4116-1/UR -1
1N4117-1/UR -1
1N4118-1/UR -1
1N4119-1/UR -1
1N4120-1/UR -1
1N4121-1/UR -1
1N4122-1/UR -1
1N4123-1/UR -1
1N4124-1/UR -1
1N4125-1/UR -1
1N4126-1/UR -1
1N4127-1/UR -1
1N4128-1/UR- 1
1N4129-1/UR -1
1N4130-1/UR -1
1N4131-1/UR -1
1N4132-1/UR -1
1N4133-1/UR -1
1N4134-1/UR -1
1N4135-1/UR -1
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
27.0
28.0
30.0
33.0
36.0
39.0
43.0
47.0
51.0
56.0
60.0
62.0
68.0
75.0
82.0
87.0
91.0
100.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
8.0
8.0
10.0
10.0
200
200
200
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
250
300
300
400
500
700
700
800
1,000
1,200
1,600
540
500
464
433
406
382
361
342
325
295
271
260
240
232
216
197
180
166
151
138
127
116
108
105
95
86
79
75
71
65
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
9.2
9.9
10.7
11.4
12.2
13.0
13.7
14.5
15.2
16.8
18.3
19.0
20.5
21.3
22.8
25.1
27.4
29.7
32.7
35.8
38.8
42.6
45.6
47.1
51.7
57.0
62.4
66.2
69.2
76.0
1N4106-1/UR-1 to 1N4135-1/UR-1
SJ
SV
SX


Podobny numer części - 1N4115-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4115-1 CDI-DIODE-1N4115-1 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
M/A-COM Technology Solu...
1N4115-1 MA-COM-1N4115-1 Datasheet
895Kb / 4P
   500 mW power handling
More results

Podobny opis - 1N4115-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sensitron
SS4464 SENSITRON-SS4464 Datasheet
91Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
1N4464 SENSITRON-1N4464 Datasheet
74Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
1N4614-1 SENSITRON-1N4614-1 Datasheet
74Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
SS4614-1 SENSITRON-SS4614-1 Datasheet
73Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
1N4478 SENSITRON-1N4478 Datasheet
114Kb / 3P
   Zener 1.5W DIODE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N5913B JGD-1N5913B Datasheet
157Kb / 2P
   1.5W SILICON ZENER DIODE
logo
TAITRON Components Inco...
1N5913B TAITRON-1N5913B Datasheet
171Kb / 4P
   1.5W Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N5921 JINGHENG-1N5921 Datasheet
70Kb / 2P
   1.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
BZX1-5C-200 JINGHENG-BZX1-5C-200 Datasheet
58Kb / 2P
   1.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZM1-5C3V3 JINGHENG-ZM1-5C3V3 Datasheet
69Kb / 2P
   1.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com