Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST30-24-12S Arkusz danych(PDF) 3 Page - Arch Electronics Corp.

Numer części ST30-24-12S
Szczegółowy opis  Encapsulated DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ARCH [Arch Electronics Corp.]
Strona internetowa  http://www.archcorp.com.tw
Logo ARCH - Arch Electronics Corp.

ST30-24-12S Arkusz danych(HTML) 3 Page - Arch Electronics Corp.

  ST30-24-12S Datasheet HTML 1Page - Arch Electronics Corp. ST30-24-12S Datasheet HTML 2Page - Arch Electronics Corp. ST30-24-12S Datasheet HTML 3Page - Arch Electronics Corp. ST30-24-12S Datasheet HTML 4Page - Arch Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
VER : A_2
update : 97.12.01
Encapsulated DC-DC Converter
ST30 SERIES
30 Watts
http://www.archcorp.com.tw
TEL: +886-2-26989508
FAX: +886-2-26981319
-3-
MECHANICAL DIMENSION
( Top View )
PIN#
Single
Dual
24Vout
1
CTRL
CTRL
CTRL
2
-DC IN
-DC IN
-DC IN
3
+DC IN
+DC IN
+DC IN
4
TRIM
-DC OUT
NC
5
-DC OUT
COMMON
-DC OUT
6
+DC OUT
+DC OUT
+DC OUT
BLOCK DIAGRAM
Output Voltage (V.DC) : 12V, 15V, 24V
Output Voltage (V.DC) : 2.5V, 3.3V, 5V
TRIM
DERATING


Podobny numer części - ST30-24-12S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Arch Electronics Corp.
ST30-24-12S ARCH-ST30-24-12S Datasheet
222Kb / 4P
   Power Module for PCB Mountable
More results

Podobny opis - ST30-24-12S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Arch Electronics Corp.
SB1R5 ARCH-SB1R5 Datasheet
192Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
ST20 ARCH-ST20 Datasheet
152Kb / 3P
   Encapsulated DC-DC Converter
ZB15 ARCH-ZB15 Datasheet
106Kb / 3P
   Encapsulated DC-DC Converter
logo
List of Unclassifed Man...
SA06-24-12 ETC-SA06-24-12 Datasheet
120Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
logo
Arch Electronics Corp.
SB03 ARCH-SB03 Datasheet
110Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
SB08 ARCH-SB08 Datasheet
120Kb / 3P
   Encapsulated DC-DC Converter
ST10 ARCH-ST10 Datasheet
165Kb / 4P
   Encapsulated DC-DC Converter
SU20 ARCH-SU20 Datasheet
222Kb / 4P
   Encapsulated DC-DC Converter
SB1R5 ARCH-SB1R5_16 Datasheet
136Kb / 2P
   Encapsulated DC - DC Converter
SK40 ARCH-SK40 Datasheet
171Kb / 3P
   Encapsulated DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com