Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTA1504 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Weitron Technology

Numer części KTA1504
Szczegółowy opis  PNP General Purpose Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WEITRON [Weitron Technology]
Strona internetowa  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

KTA1504 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  KTA1504 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology KTA1504 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology KTA1504 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
Dim
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
M
Min
0.35
1.19
2.10
0.85
0.46
1.70
2.70
0.01
0.89
0.30
0.076
Max
0.51
1.40
3.00
1.05
1.00
2.10
3.10
0.13
1.10
0.61
0.25
A
B
D
E
G
M
L
H
J
TOP VIEW
K
C
SOT-23
SOT-23 Outline Dimension
KTA1504
3/3
03-Nov-06


Podobny numer części - KTA1504

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1504 KEC-KTA1504 Datasheet
260Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA1504 BILIN-KTA1504 Datasheet
230Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTA1504 HTSEMI-KTA1504 Datasheet
366Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
KTA1504 SECOS-KTA1504 Datasheet
58Kb / 1P
   -0.15A , -50V PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
KTA1504 MAKOSEMI-KTA1504 Datasheet
139Kb / 2P
   Complementary To KTC3875.
More results

Podobny opis - KTA1504

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Weitron Technology
SS8550LT1 WEITRON-SS8550LT1 Datasheet
404Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
S9012 WEITRON-S9012 Datasheet
1Mb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BCX71 PHILIPS-BCX71 Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
BC859 PHILIPS-BC859 Datasheet
46Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 28
BCX17 PHILIPS-BCX17 Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 May 31
logo
Weitron Technology
A1015 WEITRON-A1015 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
2SA1036K WEITRON-2SA1036K Datasheet
209Kb / 4P
   PNP General Purpose Transistors
logo
NXP Semiconductors
BC857BW115 NXP-BC857BW115 Datasheet
163Kb / 10P
   PNP general purpose transistors
2002 Feb 04
BCW69 PHILIPS-BCW69_15 Datasheet
119Kb / 6P
   PNP general purpose transistors
2004 Feb 06
logo
First Components Intern...
2N3905 FCI-2N3905_6 Datasheet
77Kb / 2P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Weitron Technology
KTA1505 WEITRON-KTA1505 Datasheet
411Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com