Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB1111C-0005 Arkusz danych(PDF) 7 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

Numer części SB1111C-0005
Szczegółowy opis  Single Color Ultra High Brightness Type
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
Strona internetowa  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo STANLEY - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

SB1111C-0005 Arkusz danych(HTML) 7 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button SB1111C-0005 Datasheet HTML 3Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 4Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 5Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 6Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 7Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 8Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 9Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 10Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1111C-0005 Datasheet HTML 11Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
2009.10.30
Page 7
Single Color Ultra High Brightness Type
1111C Series
Color Tone Groups (λd)
(Ta=25℃)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
580
585
620
630
B
584
589
628
638
C
588
593
D
592
597
E
596
601
UR
Dominant Wavelength λd (nm)
Rank
UY
IF=20mA
IF=20mA
※ Please contact our sales staff concerning rank designation.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
2
465
470
520
532
3
470
475
532
545
SG
Do minan t Wavele ngth λd (nm)
Rank
SB
IF=5mA
IF=5mA
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
-
460
480
500
520
520
545
UG
Domin ant Wave le ngth λd (nm)
Rank
UB
IF=10mA
IF=10mA
UC
IF=10mA
Tolerance : +/-3nm


Podobny numer części - SB1111C-0005

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005 Datasheet
432Kb / 24P
   Single Color Low Current Type
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005 Datasheet
465Kb / 24P
   Single Color Low Current Type (IF=5mA)
SB1111C-0005 STANLEY-SB1111C-0005_11 Datasheet
465Kb / 24P
   Single Color Low Current Type (IF=5mA)
More results

Podobny opis - SB1111C-0005

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
UB1104B STANLEY-UB1104B Datasheet
269Kb / 18P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UB1113F STANLEY-UB1113F_12 Datasheet
1Mb / 18P
   Single Color Ultra High Brightness Type
HUB1105W-TR STANLEY-HUB1105W-TR Datasheet
337Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
1105W STANLEY-1105W Datasheet
606Kb / 16P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UR1113F-TR STANLEY-UR1113F-TR Datasheet
317Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
HUB1105W STANLEY-HUB1105W Datasheet
330Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
H-3000L STANLEY-H-3000L Datasheet
187Kb / 11P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5304X STANLEY-UB5304X Datasheet
332Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5305S STANLEY-UB5305S Datasheet
341Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5306X STANLEY-UB5306X Datasheet
319Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com