Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLR8726TRPBF Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRLR8726TRPBF
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR8726TRPBF Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLR8726TRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRLR/U8726PbF
6
www.irf.com
Fig 12a. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12c. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12b. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
I D
TOP
5.6A
8.2A
BOTTOM
20A
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 13a. Switching Time Test Circuit
Fig 13b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD


Podobny numer części - IRLR8726TRPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLR8726TRPBF IRF-IRLR8726TRPBF Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
IRLR8726TRPBF INFINEON-IRLR8726TRPBF Datasheet
360Kb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
11/23/09
More results

Podobny opis - IRLR8726TRPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com