Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


AT45DB321D-TU Datasheet(Arkusz danych) 34 Page - ATMEL Corporation

Numer części AT45DB321D-TU
Szczegółowy opis  32-megabit 2.7-volt DataFlash
Pobierz  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  ATMEL [ATMEL Corporation]
Strona internetowa  http://www.atmel.com
Logo 

 34 page
background image
34
3597N–DFLASH–04/09
AT45DB321D
Notes: 1. ICC1 during a buffer read is 20 mA maximum @ 20 MHz.
2. All inputs (SI, SCK, CS#, WP#, and RESET#) are guaranteed by design to be 5-Volt tolerant.
Table 18-3.
DC Characteristics
Symbol
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Units
IDP
Deep Power-down Current
CS, RESET, WP = VIH, all
inputs at CMOS levels
15
25
µA
ISB
Standby Current
CS, RESET, WP = VIH, all
inputs at CMOS levels
25
50
µA
ICC1(1)
Active Current, Read
Operation
f = 20 MHz; IOUT = 0 mA;
VCC = 3.6V
710
mA
f = 33 MHz; IOUT = 0 mA;
VCC = 3.6V
812
mA
f = 50 MHz; IOUT = 0 mA;
VCC = 3.6V
10
14
mA
f = 66 MHz; IOUT = 0 mA;
VCC = 3.6V
11
15
mA
ICC2
Active Current, Program/Erase
Operation
VCC = 3.6V
12
17
mA
ILI
Input Load Current
VIN = CMOS levels
1
µA
ILO
Output Leakage Current
VI/O = CMOS levels
1
µA
VIL
Input Low Voltage
VCC x 0.3
V
VIH
Input High Voltage
VCC x 0.7
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 1.6 mA; VCC = 2.7V
0.4
V
VOH
Output High Voltage
IOH = -100 µA
VCC - 0.2V
V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl