Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NBXDPA017LN1TAG Arkusz danych(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

Numer części NBXDPA017LN1TAG
Szczegółowy opis  2.5 V / 3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVDS Clock Oscillator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXDPA017LN1TAG Arkusz danych(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXDPA017LN1TAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
NBXDPA017
http://onsemi.com
5
Figure 3. Typical Phase Noise Plot at 156.25 MHz
Figure 4. Typical Phase Noise Plot at 312.5 MHz


Podobny numer części - NBXDPA017LN1TAG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NBXDPA012 ONSEMI-NBXDPA012 Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 106.25 MHz / 212.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA012LN1TAG ONSEMI-NBXDPA012LN1TAG Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 106.25 MHz / 212.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA012LNHTAG ONSEMI-NBXDPA012LNHTAG Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 106.25 MHz / 212.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018 ONSEMI-NBXDPA018 Datasheet
133Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018 ONSEMI-NBXDPA018 Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
More results

Podobny opis - NBXDPA017LN1TAG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NBXSPA022 ONSEMI-NBXSPA022 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 187.5 MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSPA008 ONSEMI-NBXSPA008 Datasheet
125Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 161.1328 MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDBB017_0910 ONSEMI-NBXDBB017_0910 Datasheet
146Kb / 8P
   3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXDPA018 ONSEMI-NBXDPA018 Datasheet
133Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA019 ONSEMI-NBXDPA019 Datasheet
174Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 125 MHz / 250MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA012 ONSEMI-NBXDPA012 Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 106.25 MHz / 212.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018_0910 ONSEMI-NBXDPA018_0910 Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXHGA017 ONSEMI-NBXHGA017 Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 156.25 MHz LVPECL Clock Oscillator This is a Pb?묯ree Device
April, 2010 ??Rev. 0
NBXSBA025_0910 ONSEMI-NBXSBA025_0910 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSBA024 ONSEMI-NBXSBA024 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com