Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA16B-SEF-S2-PF Arkusz danych(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LA16B-SEF-S2-PF
Szczegółowy opis  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA16B-SEF-S2-PF Arkusz danych(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA16B-SEF-S2-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEF-S2-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEF-S2-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEF-S2-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEF-S2-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEF-S2-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
550
0.0
0.5
Wavelength (nm)
600
650
500
Ambient Temperature(
)
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
1.0
-20
-40
0.8
1.0
0.9
1.1
1.2
0.5
-20
Ambient Temperature(
)
80
60
40
20
0
-40
100
0.0
80
60
0
20
40
100
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
2.5
1.5
1.0
2.0
3.0
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
100
0.1
1.0
1.0
10
1000
SEF CHIP
Forward Voltage(V)
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
0.0
1.5
1.0
0.5
2.0
2.5
Forward Current(mA)
10
100
1000
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
3.0
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page3/5
PART NO. LA16B/SEF-S2-PF


Podobny numer części - LA16B-SEF-S2-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-SEF-S19-PF LIGITEK-LA16B-SEF-S19-PF Datasheet
111Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-SEF-S3 LIGITEK-LA16B-SEF-S3 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
More results

Podobny opis - LA16B-SEF-S2-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com